công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF22V10BQL-20PI bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF22V10BQL-20PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  High- Performance EE PLD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF22V10BQL-20PI bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation ATF22V10BQL-20PI Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
ATF22V10B
13
Packaging Information
1.28(32.5)
1.24(31.5)
PIN
1
.310(7.87)
.285(7.24)
.098(2.49)
MAX
.005(.127)
MIN
.060(1.52)
.015(.381)
.023(.584)
.014(.356)
.065(1.65)
.045(1.14)
.325(8.25)
.300(7.62)
0
15
REF
.400(10.2) MAX
.015(.381)
.008(.203)
.110(2.79)
.090(2.29)
.200(5.08)
.125(3.18)
SEATING
PLANE
.200(5.08)
MAX
1.100(27.94) REF
.045(1.14) X 45°
PIN NO. 1
IDENTIFY
.032(.813)
.026(.660)
.050(1.27) TYP
.300(7.62) REF SQ
.045(1.14) X 30° - 45°
.022(.559) X 45° MAX (3X)
.012(.305)
.008(.203)
.021(.533)
.013(.330)
.430(10.9)
.390(9.91)
SQ
.043(1.09)
.020(.508)
.120(3.05)
.090(2.29)
.180(4.57)
.165(4.19)
.456(11.6)
.450(11.4)
.495(12.6)
.485(12.3)
SQ
SQ
1.27(32.3)
1.25(31.7)
PIN
1
.266(6.76)
.250(6.35)
.090(2.29)
MAX
.005(.127)
MIN
.070(1.78)
.020(.508)
.023(.584)
.014(.356)
.065(1.65)
.040(1.02)
.325(8.26)
.300(7.62)
0
15
REF
.400(10.2) MAX
.012(.305)
.008(.203)
.110(2.79)
.090(2.29)
.151(3.84)
.125(3.18)
SEATING
PLANE
.200(5.06)
MAX
1.100(27.94) REF
24D3, 24-Lead, 0.300" Wide, Non-Windowed,
Ceramic Dual Inline Package (Cerdip)
Dimensions in Inches and (Millimeters)
MIL-STD-1835 D-9 CONFIG A
28J, 28-Lead, Plastic J-Leaded Chip Carrier (PLCC)
Dimensions in Inches and (Millimeters)
JEDEC STANDARD MS-018 AB
28L, 28-Pad, Non-Windowed, Ceramic Leadless
Chip Carrier (LCC)
Dimensions in Inches and (Millimeters)
MIL-STD-1835 C-4
24P3, 24-Lead, 0.300" Wide, Plastic Dual Inline
Package (PDIP)
Dimensions in Inches and (Millimeters)
JEDEC STANDARD MS-001 AF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com