| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
I2CSTAT bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
I2CSTAT bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Microchip Technology |
|
47 / 210 page ![]() © 2010 Microchip Technology Inc. DS70139G-page 47 dsPIC30F2011/2012/3012/3013 FIGURE 4-2: BIT-REVERSED ADDRESS EXAMPLE TABLE 4-2: BIT-REVERSED ADDRESS SEQUENCE (16-ENTRY) TABLE 4-3: BIT-REVERSED ADDRESS MODIFIER VALUES FOR XBREV REGISTER Normal Address Bit-Reversed Address A3 A2 A1 A0 Decimal A3 A2 A1 A0 Decimal 0 000 0 0000 0 0 001 1 1000 8 0 010 2 0100 4 0 011 3 1100 12 0 100 4 0010 2 0 101 5 1010 10 0 110 6 0110 6 0 111 7 1110 14 1 000 8 0001 1 1 001 9 1001 9 1 010 10 0101 5 1 011 11 1101 13 1 100 12 0011 3 1 101 13 1011 11 1 110 14 0111 7 1 111 15 1111 15 Buffer Size (Words) XB<14:0> Bit-Reversed Address Modifier Value 1024 0x0200 512 0x0100 256 0x0080 128 0x0040 64 0x0020 32 0x0010 16 0x0008 8 0x0004 4 0x0002 2 0x0001 b3 b2 b1 0 b2 b3 b4 0 Bit Locations Swapped Left-to-Right Around Center of Binary Value Bit-Reversed Address XB = 0x0008 for a 16-word Bit-Reversed Buffer b7 b6 b5 b1 b7 b6 b5 b4 b11 b10 b9 b8 b11 b10 b9 b8 b15 b14 b13 b12 b15 b14 b13 b12 Sequential Address Pivot Point |