công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF0140BA02486S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - API Technologies Corp

tên linh kiện SF0140BA02486S
Giải thích chi tiết về linh kiện  140 MHz SAW Filter 5 MHz Bandwidth
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APITECH [API Technologies Corp]
Trang chủ  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp

SF0140BA02486S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - API Technologies Corp

  SF0140BA02486S Datasheet HTML 1Page - API Technologies Corp SF0140BA02486S Datasheet HTML 2Page - API Technologies Corp SF0140BA02486S Datasheet HTML 3Page - API Technologies Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
140 MHz SAW Filter
5 MHz Bandwidth
Part Number: SF0140BA02486S
Spectrum Microwave
400 Nickerson Road, Marlborough, MA 01752, USA
• Phone 1-508-251-6400 • Fax 1-508-251-6401
www.SpectrumMicrowave.com
DSSF0140BA02486S Rev A
22-Feb-2010
ECN 36650 Page 3 of 3
PACKAGE OUTLINE
SUGGESTED FOOTPRINT
ISO 9001
Registered
All specifications are believed to be accurate and reliable. However, Spectrum Microwave reserves the right to make changes without notice.
© 2010 All rights reserved.
Index Mark
Units: mm
Tolerances are typically
±0.15 mm
except where indicated.
Pad Configuration:
Input:
10
Input return:
1
Output:
5
Output return:
6
Ground:
2,3,4,7,8,9
Package Material:
Body: Al2O3 ceramic
Lid: Kovar, Ni plated
Terminations: Au plating 1 µm min,
over a 1.3-8.9 µm Ni plating



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com