công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89C55WD-33AC bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89C55WD-33AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89C55WD-33AC bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 28Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation AT89C55WD-33AC Datasheet HTML 31Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 37 page
background image
27
AT89C55WD
1921B–MICRO–09/02
Parallel Chip Erase Mode
10 ms
Test Conditions
Setup
Test Conditions Setup
ALE/PROG
P3<0>
Erase
DC
Erase
Erase
V
CC = 4.5V to 5.5V
Wait 10 ms before
reprogramming
V
CC = 6.5V
DC
Erase
200 ns
200 ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com