công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89LS8252-12AI bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89LS8252-12AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Microcontroller with 8K Bytes Flash
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89LS8252-12AI bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation AT89LS8252-12AI Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 31 page
background image
AT89LS8252
4-159
Flash Programming and Verification Characteristics - Parallel Mode
TA = 0°C to 70°C, VCC = 5.0V ± 10%
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
VPP
Programming Enable Voltage
11.5
12.5
V
IPP
Programming Enable Current
1.0
mA
1/tCLCL
Oscillator Frequency
3
12
MHz
tAVGL
Address Setup to PROG Low
48tCLCL
tGHAX
Address Hold After PROG
48tCLCL
tDVGL
Data Setup to PROG Low
48tCLCL
tGHDX
Data Hold After PROG
48tCLCL
tEHSH
P2.7 (ENABLE) High to VPP
48tCLCL
tSHGL
VPP Setup to PROG Low
10
µs
tGLGH
PROG Width
1
110
µs
tAVQV
Address to Data Valid
48tCLCL
tELQV
ENABLE Low to Data Valid
48tCLCL
tEHQZ
Data Float After ENABLE
0
48tCLCL
tGHBL
PROG High to BUSY Low
1.0
µs
tWC
Byte Write Cycle Time
2.0
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com