| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DBB9PWBT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DBB9PWBT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5 / 6 page ![]() A 25.00 33.32 47.04 63.50 61.10 connectors D range Special D Standard D Crimp D High Density D FEATURES Shell Insulator Contact Termination – solder bucket – straight PC – 90º PC – CRIMP MECHANICAL Operations Temperature range ELECTRICAL Current – individual contact (in isolation) at 70ºC – All contacts (simultaneously) at 70ºC Working voltage (DC or AC PEAK) Proof voltage (DC or AC PEAK) Contact resistance Insulation resistance Technical Data Steel plated zinc/yellow passivate or tin Thermoplastic rated UL94V-O Copper alloy plated hard acid gold Tin Gold – Tin Tin Gold – Tin Tin Gold – Tin – – Tin or Gold Tin 100 300 (budget) 300 (budget) 100 500 (standard) 500 (standard) 50 or 200 crimp -55ºC to +105ºC 3A 6.5A 3A 3A 2A 3.3A 2A 2A 350V 500V 350V 300V 1500V 1500V 1500V 1000V 15m Ω max 10m Ω max 15m Ω max 15m Ω max 5000m Ω min 1000m Ω min 5000m Ω min 1000m Ω min Shell size E A B C D D,SD,LD 9 15 25 37 50 HD 15 26 44 62 78 No of Contacts Std 20.32 28.70 42.42 58.93 56.26 Float 21.16 29.49 43.20 59.77 57.02 E Std 11.30 11.30 11.30 11.30 13.97 Float 12.09 12.09 12.09 12.09 14.78 F 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 R Std 22.07 30.40 44.14 60.60 58.21 Float 22.88 31.22 44.96 61.42 59.44 E Std 12.90 12.90 12.90 12.90 15.69 Float 13.71 13.71 13.71 13.71 16.51 F 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 R Contact Arrangement Rear Panel Mounting Front Panel Mounting Panel R R A E 10º F 3±0.1 Panel R R A E 10º F 3±0.1 All ranges: panel mounting options Rear Panel Mounting Front Panel Mounting |
|
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |