công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT28HC64B-12SC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT28HC64B-12SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  64K 8K x 8 High Speed CMOS E2PROM with Page Write and Software Data Protection
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT28HC64B-12SC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation AT28HC64B-12SC Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
2. See AC Read Characteristics.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
tDH
Data Hold Time
10
ns
tOEH
OE Hold Time
10
ns
tOE
OE to Output Delay (2)
ns
tOEHP
OE High Pulse
150
ns
tWR
Write Recovery Time
0
ns
Toggle Bit Characteristics
(1)
Notes: 1. These parameters are characterized and not 100% tested.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
tDH
Data Hold Time
0
ns
tOEH
OE Hold Time
0
ns
tOE
OE to Output Delay (2)
ns
tWR
Write Recovery Time
0
ns
Data Polling Characteristics
(1)
Notes: 1. These parameters are characterized and not 100% tested.
2. See AC Read Characteristics.
Toggle Bit Waveforms
(1, 2, 3)
Notes: 1. Toggling either OE or CE or both OE and CE will
operate toggle bit.
2. Beginning and ending state of I/O6 will vary.
3. Any address location may be used, but the
address should not vary.
Data Polling Waveforms
AT28HC64B
2-275



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com