công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C16 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BZX85C16
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BZX85C16 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  BZX85C16 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX85C16 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX85C16 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX85C16 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX85C16 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX85C16 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
BZX85-Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.1, 22-Nov-11
5
Document Number: 85607
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 7 - Breakdown Characteristics
Fig. 8 - Breakdown Characteristics
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters (inches): DO-41
0
1234567
8
9
1011 121314 15 V
0
40
80
120
160
200
240
mA
I
Z
V
Z
T
j = 25 °C
4V7
3V9
5V6
6V8
8V2
10
12
18456
0
5
10
15
202530
35
40
45 50 V
10
20
30
40
50
60
mA
I
Z
V
Z
18457
T
j = 25 °C
15
18
22
27
33
39
47
0
94 9368
Cathode identification
26 (1.024) min.
4.1 (0.161) max.
26 (1.024) min.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com