công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLT2F15 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện TLT2F15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slim Proximity Sensor
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

TLT2F15 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Omron Electronics LLC

  TLT2F15 Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC TLT2F15 Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
TL-T
Engineering Data
Operating Range
Sensing Object Size and Material Influence
TL-T2
@/T5@
TL-T2
TL-T5M
Residual Voltage (Typical)
Leakage Current (Typical)
TL-T
@(M)Y@
at 100 VAC
TL-T
@(M)Y@
at 200 VAC
TL-T
@Y
(Typical)
TL-T5M
TL-T2
−8
−6
−4
−20
2
6
5
4
3
2
1
0
468
Y
X
Distance
Y (mm)
Sensing Head
0
5
10
15
20
25
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
@d
t = 1 mm
X
Stainless steel (SUS304)
Iron
Brass
Side length of sensing object: d (mm)
Aluminum
Side length of sensing object: d (mm)
010
20
30
40
35
25
15
5
6
5
4
3
2
1
Aluminum
@d
t = 1 mm
X
Iron
Stainless steel (SUS304)
Brass
ON
OFF
0
10
150
5
200
50
100
100
50
100 VAC
A
V
Residual load
voltage
Load current (mA)
Residual output voltage
ON
OFF
0
10
150
5
200
50
100
200
50
200 VAC
A
V
Residual
load voltage
Load current (mA)
Residual output voltage
6
5
4
3
2
1
0
90
150
200
250
100
R
A
Supply voltage (V)
AC
power
supply
http://www.ia.omron.com/
3
(c)Copyright OMRON Corporation 2008 All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com