công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS5261 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ams AG

tên linh kiện AS5261
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Automotive Angle Position Sensor
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5261 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ams AG

Back Button AS5261 Datasheet HTML 20Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 21Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 22Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 23Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 24Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 25Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 26Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5261 Datasheet HTML 28Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 33 page
background image
AS5261
Datasheet - Application In form atio n
www.ams.com
Revision 1.1
23 - 32
9.4 READ / WRITE Register Map
Table 13. Read / Write Registers
Data Byte
Bit Number
Symbol
Default
Description
DATA0 (0x20)
0
BAUDREG<0>
0
UART Baud Rate Register
1
BAUDREG<1>
0
2
BAUDREG<2>
0
3
BAUDREG<3>
0
4
BAUDREG<4>
0
5
BAUDREG<5>
0
6
BAUDREG<6>
0
7
BAUDREG<7>
0
DATA1 (0x21)
0
BAUDREG<8>
0
1
Not used
0
A read command returns all data bits
at 0
2
Not used
0
3
Not used
0
4
Not used
0
5
Not used
0
6
Not used
0
7
Not used
0
DATA2 (0x22)
0
Not used
0
1
Not used
0
2
Not used
0
3
Not used
0
4
Not used
0
5
R1K10K<0>
0
Selection of the reference resistance
used for OTP download
6
R1K10K<1>
0
7
DSPRN
0
Resetn of the Digital Signal Processing
circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33