công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2515 bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2515
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stand-Alone CAN Controller With SPI Interface
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2515 bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Microchip Technology

Back Button MCP2515 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 82Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 83Page - Microchip Technology MCP2515 Datasheet HTML 84Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 84 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21801E-page 81
MCP2515
PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM
To order or obtain information, e.g., on pricing or delivery, refer to the factory or the listed sales office
.
Device
MCP2515:
CAN Controller w/ SPI Interface
MCP2515T: CAN Controller w/SPI Interface
(Tape and Reel)
Temperature
Range
I= -40
°C to +85°C (Industrial)
E= -40
°C to +125°C (Extended)
Package
P
=
Plastic DIP (300 mil Body), 18-Lead
SO
=
Plastic SOIC (300 mil Body), 18-Lead
ST
=
TSSOP, (4.4 mm Body), 20-Lead
PART NO.
X
/XX
Package
Temperature
Range
Device
Examples:
a)
MCP2515-E/P:
Extended Temperature,
18LD PDIP package.
b)
MCP2515-I/P:
Industrial Temperature,
18LD PDIP package.
c)
MCP2515-E/SO: Extended Temperature,
18LD SOIC package.
d)
MCP2515-I/SO: Industrial Temperature,
18LD SOIC package.
e)
MCP2515T-I/SO: Tape and Reel,
Industrial Temperature,
18LD SOIC package.
f)
MCP2515-I/ST:
Industrial Temperature,
20LD TSSOP package.
g)
MCP2515T-I/ST: Tape and Reel,
Industrial Temperature,
20LD TSSOP package.
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com