công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASI10609 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced Semiconductor

tên linh kiện ASI10609
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASI [Advanced Semiconductor]
Trang chủ  http://www.advancedsemiconductor.com
Logo ASI - Advanced Semiconductor

ASI10609 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced Semiconductor

  ASI10609 Datasheet HTML 1Page - Advanced Semiconductor ASI10609 Datasheet HTML 2Page - Advanced Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A D V A N C E D S E M I C O N D U C T O R, I N C.
REV. A
7525 ETHEL AVENUE
• NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 • (818) 982-1200 • FAX (818) 765-3004
1/1
Specifications are subject to change without notice.
CHARACTERISTICS T
C = 25
OC
SYMBOL
NONETEST CONDITIONS
MINIMUM TYPICAL MAXIMUM
UNITS
BVCEO
IC = 200 mA
35
V
BVCES
IC = 100 mA
70
V
BVEBO
IE = 20 mA
4.0
V
ICEO
VCE = 30 V
5.0
mA
ICES
VCE = 35 V
5.0
mA
hFE
VCE = 5.0 V
IC = 7.0 A
15
50
---
COB
VCB = 28 V
f = 1.0 MHz
---
450
---
pF
GP
IMD3
η
η
C
VCE = 28 V
ICQ = 750 mA
POUT = 220 W
12
40
---
-30
dB
dBc
%
Load
Mismatch
VCE = 28 V
ICQ = 750 mA
POUT = 220 W
---
:1
---
VSWR
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
HF220-28
DESCRIPTION:
The
ASI HF220-28 is Designed for
FEATURES:
• P
G = 12 dB min. at 220 W/30 MHz
• IMD
3 = -30 dBc max. at 220 W(PEP)
• Omnigold™ Metalization System
MAXIMUM RATINGS
IC
16 A
VCBO
70 V
VCEO
35 V
VEBO
4.0 V
PDISS
320 W @ TC = 25
OC
TJ
-65
OC to +200 OC
TSTG
-65
OC to +150 OC
θθ
JC
0.7
OC/W
PACKAGE STYLE .500 4L FLG
ORDER CODE: ASI10609
MINIMUM
inches / mm
.220 / 5.59
.720 / 18.28
.125 / 3.18
.245 / 6.22
.970 / 24.64
B
C
D
E
F
G
A
MAXIMUM
.255 / 6.48
.980 / 24.89
.7.30 / 18.54
inches / mm
.230 / 5.84
H
.003 / 0.08
.007 / 0.18
DIM
K
L
I
J
.090 / 2.29
.150 / 3.81
.980 / 24.89
.110 / 2.79
.175 / 4.45
1.050 / 26.67
H
I
K
J
.112x45°
FULL R
C
E
B
G
D
F
A
L
Ø.125 NOM.
.125 / 3.18
.495 / 12.57
.505 / 12.83
.280 / 7.11
C
E
E
B


Số phần tương tự - ASI10609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Semiconductor
ASI10600 ASI-ASI10600 Datasheet
18Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
ASI10600 ASI-ASI10600 Datasheet
19Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
ASI10601 ASI-ASI10601 Datasheet
17Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
ASI10602 ASI-ASI10602 Datasheet
18Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
REV.A
ASI10603 ASI-ASI10603 Datasheet
17Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
REV.A
More results

Mô tả tương tự - ASI10609

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE346 NTE-NTE346 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Transistor
logo
Tyco Electronics
MRF16030 MACOM-MRF16030 Datasheet
133Kb / 5P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
MRF429 MACOM-MRF429 Datasheet
163Kb / 5P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
logo
Advanced Semiconductor
BLV30 ASI-BLV30 Datasheet
13Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
MRF315A ASI-MRF315A Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
REV. A
ASIS50-28 ASI-ASIS50-28 Datasheet
20Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
MRA0610-18A ASI-MRA0610-18A Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
CM45-28 ASI-CM45-28 Datasheet
15Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
BM30-12 ASI-BM30-12 Datasheet
60Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
B25-28 ASI-B25-28 Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com