công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NRC02 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NIC-Components Corp.

tên linh kiện NRC02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick Film Chip Resistors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIC [NIC-Components Corp.]
Trang chủ  http://www.niccomp.com
Logo NIC - NIC-Components Corp.

NRC02 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NIC-Components Corp.

  NRC02 Datasheet HTML 1Page - NIC-Components Corp. NRC02 Datasheet HTML 2Page - NIC-Components Corp. NRC02 Datasheet HTML 3Page - NIC-Components Corp. NRC02 Datasheet HTML 4Page - NIC-Components Corp. NRC02 Datasheet HTML 5Page - NIC-Components Corp. NRC02 Datasheet HTML 6Page - NIC-Components Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com
www.RFpassives.com
www.SMTmagnetics.com
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE
PAPER CARRIER DIMENSIONS (mm)
P
1
A
FW
B
D
P
0
T
Cover tape
E
P
2
Type
EIA Size
A
B
D
E
F
P
o
P
1
P
2
T
W
Quantity/Reel
NRC04
0402
0.7±0.5 1.2±0.05 1.5+0.1/-0 1.75±0.1 3.5±0.05 4.0±0.1 2.0±0.05 2.0±0.05 0.45±0.1 8.0±0.2
30,000 pieces
Thick Film Chip Resistors
NRC Series
REEL DIMENSIONS (mm)
13.0
∅
±1.0
13.5
∅
±1.0
9.0
∅
±1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com