công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8347ECVVADDB bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8347ECVVADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8347ECVVADDB bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 49Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 50Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 51Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVADDB Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 99 page
background image
MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12
50
Freescale Semiconductor
Timers
Figure 35 shows the PCI input AC timing diagram.
Figure 35. PCI Input AC Timing Diagram
Figure 36 shows the PCI output AC timing diagram.
Figure 36. PCI Output AC Timing Diagram
14 Timers
This section describes the DC and AC electrical specifications for the timers.
14.1
Timer DC Electrical Characteristics
Table 47 provides the DC electrical characteristics for the MPC8347EA timer pins, including TIN, TOUT,
TGATE, and RTC_CLK.
Table 47. Timer DC Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Condition
Min
Max
Unit
Input high voltage
VIH
—2.0
OVDD +0.3
V
Input low voltage
VIL
—–0.3
0.8
V
Input current
IIN
——
±5
μA
Output high voltage
VOH
IOH = –8.0 mA
2.4
—
V
Output low voltage
VOL
IOL = 8.0 mA
—
0.5
V
Output low voltage
VOL
IOL = 3.2 mA
—
0.4
V
tPCIVKH
CLK
Input
tPCIXKH
CLK
Output Delay
tPCKHOV
High-Impedance
tPCKHOZ
Output
tPCKHOX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com