công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7322MM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM7322MM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM7322MM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM7322MM/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 35 page
background image
0.1
1
10
100
ISOURCE (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = ±15V
125°C
85°C
25°C
-40°C
0.1
1
10
100
ISINK (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = ±15V
125°C
85°C
25°C
-40°C
0.1
1
10
100
ISOURCE (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = ±5V
125°C
85°C
25°C
-40°C
0.1
1
10
100
ISINK (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = ±5V
125°C
85°C
25°C
-40°C
0.1
1
10
100
ISOURCE (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = 2.7V
125°C
85°C
25°C
-40°C
0.1
1
10
100
ISINK (mA)
0.01
0.1
1
10
VS = 2.7V
125°C
85°C
25°C
-40°C
LM7321, LM7322
SNOSAW8D – MAY 2008 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
Unless otherwise specified: TA = 25°C.
Output Swing vs. Sourcing Current
Output Swing vs. Sinking Current
Figure 6.
Figure 7.
Output Swing vs. Sourcing Current
Output Swing vs. Sinking Current
Figure 8.
Figure 9.
Output Swing vs. Sourcing Current
Output Swing vs. Sinking Current
Figure 10.
Figure 11.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM7321 LM7322



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com