công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7322MM bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM7322MM
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM7321/LM7321Q Single/ LM7322/LM7322Q Dual Rail-to-Rail Input/Output 15V, High Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM7322MM bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button LM7322MM Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LM7322MM Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 35 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM7321MAX/NOPB
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.5
5.4
2.0
8.0
12.0
Q1
LM7321MF/NOPB
SOT-23
DBV
5
1000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7321MFE/NOPB
SOT-23
DBV
5
250
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7321MFX/NOPB
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7321QMF/NOPB
SOT-23
DBV
5
1000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7321QMFE/NOPB
SOT-23
DBV
5
250
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7321QMFX/NOPB
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
LM7322MAX/NOPB
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.5
5.4
2.0
8.0
12.0
Q1
LM7322MM/NOPB
VSSOP
DGK
8
1000
178.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM7322MME/NOPB
VSSOP
DGK
8
250
178.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM7322MMX/NOPB
VSSOP
DGK
8
3500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM7322QMAX/NOPB
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.5
5.4
2.0
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
26-Mar-2013
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35