| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PM1812-R82K-RC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bourns Electronic Solutions |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM1812-R82K-RC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bourns Electronic Solutions |
|
4 / 4 page ![]() Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications. PM1210 & PM1812 Series SMT Chip Inductors PM1812 Series REV. 07/10 RoHS Compliant 1812 Size Part Number Inductance µH Tolerance Q min. Test Freq. MHz SRF min. MHz RDC ohms max. IDC mA max. PM1812-R10K-RC 0.10 ±10 % 35 25.2 300 0.18 800 PM1812-R12K-RC 0.12 ±10 % 35 25.2 280 0.2 770 PM1812-R15K-RC 0.15 ±10 % 35 25.2 250 0.22 730 PM1812-R18K-RC 0.18 ±10 % 35 25.2 220 0.24 700 PM1812-R22K-RC 0.22 ±10 % 40 25.2 200 0.25 665 PM1812-R27K-RC 0.27 ±10 % 40 25.2 180 0.26 635 PM1812-R33K-RC 0.33 ±10 % 40 25.2 165 0.28 605 PM1812-R39K-RC 0.39 ±10 % 40 25.2 150 0.30 575 PM1812-R47K-RC 0.47 ±10 % 40 25.2 145 0.32 545 PM1812-R56K-RC 0.56 ±10 % 40 25.2 140 0.36 520 PM1812-R68K-RC 0.68 ±10 % 40 25.2 135 0.40 500 PM1812-R82K-RC 0.82 ±10 % 40 25.2 130 0.45 475 PM1812-1R0J-RC 1.0 ±5 % 50 7.96 100 0.50 450 PM1812-1R2J-RC 1.2 ±5 % 50 7.96 80 0.55 430 PM1812-1R5J-RC 1.5 ±5 % 50 7.96 70 0.60 410 PM1812-1R8J-RC 1.8 ±5 % 50 7.96 60 0.65 390 PM1812-2R2J-RC 2.2 ±5 % 50 7.96 55 0.70 380 PM1812-2R7J-RC 2.7 ±5 % 50 7.96 50 0.75 370 PM1812-3R3J-RC 3.3 ±5 % 50 7.96 45 0.80 355 PM1812-3R9J-RC 3.9 ±5 % 50 7.96 40 0.90 330 PM1812-4R7J-RC 4.7 ±5 % 50 7.96 35 1.00 315 PM1812-5R6J-RC 5.6 ±5 % 50 7.96 33 1.10 300 PM1812-6R8J-RC 6.8 ±5 % 50 7.96 27 1.2 285 PM1812-8R2J-RC 8.2 ±5 % 50 7.96 25 1.4 270 PM1812-100J-RC 10 ±5 % 50 2.52 20 1.6 250 PM1812-120J-RC 12 ±5 % 50 2.52 18 2 225 PM1812-150J-RC 15 ±5 % 50 2.52 17 2.5 200 PM1812-180J-RC 18 ±5 % 50 2.52 15 2.8 190 PM1812-220J-RC 22 ±5 % 50 2.52 13 3.2 180 PM1812-270J-RC 27 ±5 % 50 2.52 12 3.6 170 PM1812-330J-RC 33 ±5 % 50 2.52 11 4 160 PM1812-390J-RC 39 ±5 % 50 2.52 10 4.5 150 PM1812-470J-RC 47 ±5 % 50 2.52 10 5 140 PM1812-560J-RC 56 ±5 % 50 2.52 9 5.5 135 PM1812-680J-RC 68 ±5 % 50 2.52 9 6 130 PM1812-820J-RC 82 ±5 % 50 2.52 8 7 120 PM1812-101J-RC 100 ±5 % 40 2.52 8 8 110 PM1812-121J-RC 120 ±5 % 40 0.796 6 8 110 PM1812-151J-RC 150 ±5 % 40 0.796 5 9 105 PM1812-181J-RC 180 ±5 % 40 0.796 5 9.5 102 PM1812-221J-RC 220 ±5 % 40 0.796 4 10 100 PM1812-271J-RC 270 ±5 % 40 0.796 4 12 92 PM1812-331J-RC 330 ±5 % 40 0.796 3.5 14 85 PM1812-391J-RC 390 ±5 % 40 0.796 3 18 80 PM1812-471J-RC 470 ±5 % 40 0.796 3 26 62 PM1812-561J-RC 560 ±5 % 30 0.796 3 30 50 PM1812-681J-RC 680 ±5 % 30 0.796 3 30 50 PM1812-821J-RC 820 ±5 % 30 0.796 2.5 35 30 PM1812-102J-RC 1000 ±5 % 30 0.252 2.5 40 30 |