công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VRMS=300V bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - EPCOS

tên linh kiện VRMS=300V
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIOV metal oxide varistors
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

VRMS=300V bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - EPCOS

Back Button VRMS=300V Datasheet HTML 30Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 31Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 32Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 33Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 34Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 35Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 36Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 37Page - EPCOS VRMS=300V Datasheet HTML 38Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 46 page
background image
Derating curves
Maximum surge current imax = f (tr, pulse train)
For explanation of the derating curves refer to "General technical information", section 1.8.1
SIOV-S20K510 ... K1000
Leaded varistors
B722*
StandarD series
Page 34 of 46
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com