công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1790 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-1790
Giải thích chi tiết về linh kiện  Telecommunications indicators
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-1790 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-1790 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1790 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
Selection Guide
Device
HLMP-
Luminous Intensity Iv (mcd) at 2 mA
Package
Outline
Package Description
Color
Min.
Typ.
Max.
2q1/2
T-1 3/4 Tinted Diffused
Red
4700
1.5
2.3
–
50
A
4700-C00xx
1.5
2.3
–
4700-CD0FH
1.5
2.3
4.2
Yellow
4719
0.9
2.1
–
4719-A00xx
0.9
2.1
–
Green
4740
1.0
2.3
–
4740-A00xx
1.0
2.3
–
4740-AB000
1.0
2.3
3.2
T-1 Tinted Diffused
Red
1700
0.8
2.1
–
50
B
1700-B00xx
0.8
2.1
–
Yellow
1719
0.9
2.1
–
1719-A00xx
0.9
2.1
–
1719-ABB00
0.9
2.1
2.8
Green
1790
1.0
2.3
–
1790-A00xx
1.0
2.3
–
1790-AB0FH
1.0
2.4
3.2
Note:
1. q1/2 is the typical off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com