công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS316 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAS316
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-speed switching diodes
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BAS316 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button BAS316 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BAS316 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
BAS16_SER_5
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 05 — 25 August 2008
8 of 20
NXP Semiconductors
BAS16 series
High-speed switching diodes
8.
Test information
9.
Package outline
(1) IR =1mA
Input signal: reverse pulse rise time tr = 0.6 ns; reverse voltage pulse duration tp = 100 ns; duty cycle δ = 0.05
Oscilloscope: rise time tr = 0.35 ns
Fig 5.
Reverse recovery time test circuit and waveforms
Input signal: forward pulse rise time tr = 20 ns; forward current pulse duration tp ≥ 100 ns; duty cycle δ≤ 0.005
Fig 6.
Forward recovery voltage test circuit and waveforms
trr
(1)
+ IF
t
output signal
tr
tp
t
10 %
90 %
VR
input signal
V = VR + IF × RS
RS = 50 Ω
IF
D.U.T.
Ri = 50 Ω
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
mga881
tr
t
tp
10 %
90 %
I
input signal
RS = 50 Ω
I
Ri = 50 Ω
OSCILLOSCOPE
1 k
Ω
450
Ω
D.U.T.
mga882
VFR
t
output signal
V
Fig 7.
Package outline BAS16 (SOT23/TO-236AB)
Fig 8.
Package outline BAS16H (SOD123F)
04-11-04
Dimensions in mm
0.45
0.15
1.9
1.1
0.9
3.0
2.8
2.5
2.1
1.4
1.2
0.48
0.38
0.15
0.09
12
3
04-11-29
Dimensions in mm
1.2
1.0
0.25
0.10
3.6
3.4
2.7
2.5
0.55
0.35
0.70
0.55
1.7
1.5
1
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com