| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BAV21 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAV21 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors |
|
8 / 10 page ![]() 1999 May 25 8 NXP Semiconductors Product data sheet General purpose diodes BAV20; BAV21 PACKAGE OUTLINE REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTION ISSUE DATE IEC JEDEC EIAJ Note 1. The marking band indicates the cathode. SOD27 DO-35 A24 SC-40 97-06-09 Hermetically sealed glass package; axial leaded; 2 leads SOD27 UNIT b max. mm 0.56 D max. G1 max. 25.4 4.25 1.85 L min. DIMENSIONS (mm are the original dimensions) G1 L D L b (1) 0 1 2 mm scale |