công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5644AF0MVZ2 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện SPC5644AF0MVZ2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5644A Microcontroller Data Sheet
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SPC5644AF0MVZ2 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MVZ2 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 138 page
background image
MPC5644A Microcontroller Data Sheet, Rev. 7
Freescale Semiconductor
64
VDDA
5 V
AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7, AN8, AN9, AN10,
AN11, AN16, AN17, AN18, AN19, AN20, AN21, AN22, AN23,
AN24, AN25, AN26, AN27, AN28, AN29, AN30, AN31, AN32,
AN33, AN34, AN35, AN36, AN37, AN38, AN39, VRH, VRL,
REFBYBC
VRC331
3.3 V
MCKO, MDO0, MDO1, MDO2, MDO3
Other Power Segments
VDDREG
5 V
—
VRCCTL
—
—
VDDPLL
1.2 V
—
VSTBY
0.95–1.2 V
(unregulated mode)
—
2.0–5.5 V
(regulated mode)
—
VSS
—
—
1 Do not use VRC33 to drive external circuits.
Table 6. Power/ground segmentation
Power Segment
Voltage
I/O Pins Powered by Segment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com