công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5644AF0MMG3 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện SPC5644AF0MMG3
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5644A Microcontroller Data Sheet
PDF  138 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SPC5644AF0MMG3 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5644AF0MMG3 Datasheet HTML 49Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 138 page
background image
AN14 - SDI
MA2
ETPUA27_O8
SDI
Single-ended Analog Input
MUX Address 2
eTPU A channel (output only)
eQADC Serial Data In
P
A1
A2
G
001
010
100
000
217
I
O
O
I
VDDEH719
Medium
I / —
AN[14] / —
146
C12
A13
AN15 - FCK
FCK
ETPUA29_O8
Single-ended Analog Input
eQADC Free Running Clock
eTPU A channel (output only)
P
A1
A2
001
010
100
218
I
O
O
VDDEH719
Medium
I / —
AN[15] / —
145
C13
A14
AN16
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[16] / —
3
C6
A3
AN17
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[17] / —
2
C4
A4
AN18
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[18] / —
1
D5
B4
AN19
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[19] / —
—
—
D6
AN20
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[20] / —
—
—
C5
AN21
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[21] / —
173
B4
B6
AN22
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[22] / —
161
B8
D9
AN23
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[23] / —
160
C9
A8
AN24
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[24] / —
159
D8
B9
AN25
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[25] / —
158
B9
A9
AN26
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[26] / —
—
—
D10
AN27
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[27] / —
157
A10
C10
AN28
Single-ended Analog Input
P
—
—
I
VDDA
Analog
I / —
AN[28] / —
156
B10
D11
Table 3. MPC5644A signal properties (continued)
Name
Function1
P
A
G2
PCR
PA
Field3
PCR4
I/O
Type
Voltage5 /
Pad Type6
Status7
Package pin #
During Reset
After
Reset
176
208
324



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com