| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F217IG bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217IG bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 173 page ![]() Pinouts and pin description STM32F21xxx 46/173 Doc ID 17050 Rev 8 39 65 98 117 G14 PC8 I/O FT PC8 TIM8_CH3/SDIO_D0 /TIM3_CH3/ USART6_CK / DCMI_D2/ EVENTOUT 40 66 99 118 F14 PC9 I/O FT PC9 I2S2_CKIN/ I2S3_CKIN/ MCO2 / TIM8_CH4/SDIO_D1 / /I2C3_SDA / DCMI_D3 / TIM3_CH4/ EVENTOUT 41 67 100 119 F15 PA8 I/O FT PA8 MCO1 / USART1_CK/ TIM1_CH1/ I2C3_SCL/ OTG_FS_SOF/ EVENTOUT 42 68 101 120 E15 PA9 I/O FT PA9 USART1_TX/ TIM1_CH2 / I2C3_SMBA / DCMI_D0/ EVENTOUT OTG_FS_ VBUS 43 69 102 121 D15 PA10 I/O FT PA10 USART1_RX/ TIM1_CH3/ OTG_FS_ID/DCMI_D1/ EVENTOUT 44 70 103 122 C15 PA11 I/O FT PA11 USART1_CTS / CAN1_RX / TIM1_CH4 / OTG_FS_DM/ EVENTOUT 45 71 104 123 B15 PA12 I/O FT PA12 USART1_RTS / CAN1_TX/ TIM1_ETR/ OTG_FS_DP/ EVENTOUT 46 72 105 124 A15 PA13 I/O FT JTMS-SWDIO JTMS-SWDIO/ EVENTOUT 47 73 106 125 F13 VCAP_2 SVCAP_2 - 74 107 126 F12 VSS_2 SVSS_2 48 75 108 127 G13 VDD_2 SVDD_2 - - - 128 E12 PH13 I/O FT PH13 TIM8_CH1N / CAN1_TX/ EVENTOUT - - - 129 E13 PH14 I/O FT PH14 TIM8_CH2N / DCMI_D4/ EVENTOUT - - - 130 D13 PH15 I/O FT PH15 TIM8_CH3N / DCMI_D11/ EVENTOUT - - - 131 E14 PI0 I/O FT PI0 TIM5_CH4 / SPI2_NSS / I2S2_WS / DCMI_D13/ EVENTOUT - - - 132 D14 PI1 I/O FT PI1 SPI2_SCK / I2S2_SCK / DCMI_D8/ EVENTOUT - - - 133 C14 PI2 I/O FT PI2 TIM8_CH4 /SPI2_MISO / DCMI_D9/ EVENTOUT Table 5. STM32F21x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |