| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F215RE bảng dữ liệu(PDF) 132 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F215RE bảng dữ liệu(HTML) 132 Page - STMicroelectronics |
|
132 / 175 page ![]() Electrical characteristics STM32F21xxx 132/175 DocID17050 Rev 9 tsu(Data_NOE) Data to FSMC_NOE high setup time THCLK+ 3 - ns th(Data_NE) Data hold time after FSMC_NEx high 0 - ns th(Data_NOE) Data hold time after FSMC_NOE high 0 - ns 1. CL = 30 pF. 2. Based on characterization, not tested in production. Table 73. Asynchronous multiplexed PSRAM/NOR read timings(1)(2) (continued) Symbol Parameter Min Max Unit |