| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F215RE bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F215RE bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 175 page ![]() Port H PH0 - OSC_IN EVENTOUT PH1 - OSC_OUT EVENTOUT PH2 ETH _MII_CRS EVENTOUT PH3 ETH _MII_COL EVENTOUT PH4 I2C2_SCL OTG_HS_ULPI_N XT EVENTOUT PH5 I2C2_SDA EVENTOUT PH6 I2C2_SMBA TIM12_CH1 ETH _MII_RXD2 EVENTOUT PH7 I2C3_SCL ETH _MII_RXD3 EVENTOUT PH8 I2C3_SDA DCMI_HSYNC EVENTOUT PH9 I2C3_SMBA TIM12_CH2 DCMI_D0 EVENTOUT PH10 TIM5_CH1 DCMI_D1 EVENTOUT PH11 TIM5_CH2 DCMI_D2 EVENTOUT PH12 TIM5_CH3 DCMI_D3 EVENTOUT PH13 TIM8_CH1N CAN1_TX EVENTOUT PH14 TIM8_CH2N DCMI_D4 EVENTOUT PH15 TIM8_CH3N DCMI_D11 EVENTOUT Port I PI0 TIM5_CH4 SPI2_NSS I2S2_WS DCMI_D13 EVENTOUT PI1 SPI2_SCK I2S2_SCK DCMI_D8 EVENTOUT PI2 TIM8_CH4 SPI2_MISO DCMI_D9 EVENTOUT PI3 TIM8_ETR SPI2_MOSI I2S2_SD DCMI_D10 EVENTOUT PI4 TIM8_BKIN DCMI_D5 EVENTOUT PI5 TIM8_CH1 DCMI_VSYNC EVENTOUT PI6 TIM8_CH2 DCMI_D6 EVENTOUT PI7 TIM8_CH3 DCMI_D7 EVENTOUT PI8 EVENTOUT PI9 CAN1_RX EVENTOUT PI10 ETH _MII_RX_ER EVENTOUT PI11 OTG_HS_ULPI_ DIR EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |