| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VC bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VC bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 163 page ![]() STM32F205xx, STM32F207xx Pinouts and pin description Doc ID 15818 Rev 7 43/163 33 J1 51 73 92 P12 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS/I2S2_WS/ I2C2_SMBA/ USART3_CK/ TIM1_BKIN / CAN2_RX / OTG_HS_ULPI_D5/ ETH_RMII_TXD0 / ETH_MII_TXD0/ OTG_HS_ID 34 H2 52 74 93 P13 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK / I2S2_SCK / USART3_CTS/ TIM1_CH1N /CAN2_TX / OTG_HS_ULPI_D6 / ETH_RMII_TXD1 / ETH_MII_TXD1 OTG_HS_ VBUS 35 H1 53 75 94 R14 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO/ TIM1_CH2N / TIM12_CH1 / OTG_HS_DM USART3_RTS/ TIM8_CH2N 36 G1 54 76 95 R15 PB15 I/O FT PB15 SPI2_MOSI / I2S2_SD / TIM1_CH3N / TIM8_CH3N / TIM12_CH2 / OTG_HS_DP / RTC_50Hz - - 55 77 96 P15 PD8 I/O FT PD8 FSMC_D13 / USART3_TX - - 56 78 97 P14 PD9 I/O FT PD9 FSMC_D14 / USART3_RX - - 57 79 98 N15 PD10 I/O FT PD10 FSMC_D15 / USART3_CK - - 58 80 99 N14 PD11 I/O FT PD11 FSMC_A16/USART3_CTS - - 59 81 100 N13 PD12 I/O FT PD12 FSMC_A17/TIM4_CH1 / USART3_RTS - - 60 82 101 M15 PD13 I/O FT PD13 FSMC_A18/TIM4_CH2 -- - 83 102 - VSS_8 SVSS_8 -- - 84 103 J13 VDD_8 SVDD_8 - - 61 85 104 M14 PD14 I/O FT PD14 FSMC_D0/TIM4_CH3 - - 62 86 105 L14 PD15 I/O FT PD15 FSMC_D1/TIM4_CH4 - - - 87 106 L15 PG2 I/O FT PG2 FSMC_A12 - - - 88 107 K15 PG3 I/O FT PG3 FSMC_A13 - - - 89 108 K14 PG4 I/O FT PG4 FSMC_A14 - - - 90 109 K13 PG5 I/O FT PG5 FSMC_A15 - - - 91 110 J15 PG6 I/O FT PG6 FSMC_INT2 Table 5. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |