| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8S103F3T3TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S103F3T3TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 113 page ![]() Figure 48. 20-pin, 4.40 mm body, 0.65 mm pitch ...................................................................................97 Figure 49. 20-lead, plastic small outline (300 mils) package .................................................................97 Figure 50. Recommended footprint for on-board emulation ..................................................................98 Figure 51. Recommended footprint without on-board emulation ...........................................................99 Figure 52. STM8S103x access line ordering information scheme ......................................................102 7/113 DocID15441 Rev 6 List of figures STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2 |