công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CW160808-R10J bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CW160808-R10J
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Q Chip Inductors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CW160808-R10J bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bourns Electronic Solutions

  CW160808-R10J Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CW160808-R10J Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
0.35
(.014)
1.0
± 0.2
(.040
± .008)
1.05
± 0.2
(.041
± .008)
1.2
(.047)
REF.
REF.
REF.
REF.
0.35
(.014)
1.65
± 0.2
(.065
± .008)
0.35
(.014)
0.64
(.025)
0.7
(.028)
0.7
(.028)
Features
■ 0603 size
■ Available in E12 series
■ High Q - up to 80 typ.
■ High operating temperature of 125 °C
■ Small size of only 1.6 mm
■ RoHS compliant*
Applications
■ Mobile phones
■ Cellular phones
■ CTV, VCR, HIC, FDD
CW160808 Series - High Q Chip Inductors
*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.
Temperature Rise
.................20 °C max. at rated current
Operating Temperature
................................-40 °C to +125 °C
Storage Temperature
................................-40 °C to +125 °C
Reflow Soldering .. 230 °C, 50 sec. max.
Resistance to Soldering Heat
.......................... +260 °C, 10 seconds
Electrical Specifications
Bourns® Part No.
Inductance
Q
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)
RDC
I rms
(mA)
nH
Tol. %
Min.
L
Q
Min.
Ohms
Max.
CW160808-1N8M
1.8
±20
16
250
250
6000
0.04
700
CW160808-2N2D
2.2
±15
16
250
250
6000
0.08
700
CW160808-3N9J
3.9
±5
16
250
250
6000
0.08
700
CW160808-4N7J
4.7
±5
16
250
250
5800
0.10
700
CW160808-6N8J
6.8
±5
25
250
250
5800
0.11
700
CW160808-8N2J
8.2
±5
30
250
250
5000
0.11
700
CW160808-10NJ
10
±5
30
250
250
4800
0.13
700
CW160808-12NJ
12
±5
30
250
250
4000
0.13
700
CW160808-15NJ
15
±5
30
250
250
4000
0.17
700
CW160808-18NJ
18
±5
30
250
250
3100
0.17
700
CW160808-22NJ
22
±5
35
250
250
3000
0.19
700
CW160808-27NJ
27
±5
35
250
250
2800
0.22
600
CW160808-33NJ
33
±5
35
250
250
2300
0.22
600
CW160808-39NJ
39
±5
35
250
250
2200
0.25
600
CW160808-47NJ
47
±5
35
200
250
2100
0.28
600
CW160808-56NJ
56
±5
35
200
250
1900
0.31
600
CW160808-68NJ
68
±5
35
200
250
1700
0.34
600
CW160808-72NJ
72
±5
34
200
250
1700
0.49
400
CW160808-82NJ
82
±5
34
150
250
1700
0.54
400
CW160808-R10J
100
±5
34
150
250
1400
0.71
400
CW160808-R12J
120
±5
32
150
250
1350
0.79
300
CW160808-R15J
150
±5
28
150
150
1300
0.92
280
CW160808-R18J
180
±5
25
100
100
990
1.25
240
CW160808-R22J
220
±5
25
100
100
990
1.90
200
CW160808-R27J
270
±5
25
100
100
990
2.30
170
General Specifications
Core Material ............................. Alumina
(1CC150707-302291)
Wire ........ Enameled copper (1W1E180)
Terminal ........................... Mo/Mn+Ni+Au
Encapsulate......... Epoxy (1EAS-UV300)
Packaging................. 3,000 pcs. per reel
Materials
Product Dimensions
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Recommended Layout
Solder Profile
0
Time (Seconds)
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
70 SECONDS MAX.
Temperature
Rising
Area
4 °C/
Sec.
Max.
-
50 SECONDS MAX.
PEAK TEMP.
260 °C
230 °C
-
-
Preheat
Area
150~200 °C / 60~120 Sec.
-
Reflow
Area
20~
40 °C/
Sec.
Max.
-
Forced Cooling
Area
-1~5 °C/Sec. Max.


Số phần tương tự - CW160808-R10J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CW160808-R10J BOURNS-CW160808-R10J Datasheet
136Kb / 1P
High Q Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - CW160808-R10J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CW201212 ETC1-CW201212 Datasheet
696Kb / 1P
High Q Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CW160808 BOURNS-CW160808 Datasheet
136Kb / 1P
High Q Chip Inductors
CW252016 BOURNS-CW252016 Datasheet
137Kb / 1P
High Q Chip Inductors
PM0805 BOURNS-PM0805 Datasheet
224Kb / 1P
High Q Chip Inductors
PM1008 BOURNS-PM1008 Datasheet
230Kb / 1P
High Q Chip Inductors
CW201212 BOURNS-CW201212_11 Datasheet
86Kb / 1P
High Q Chip Inductors
CW252016 BOURNS-CW252016_11 Datasheet
79Kb / 1P
High Q Chip Inductors
PM0603-2N2-R BOURNS-PM0603-2N2-R Datasheet
300Kb / 1P
High Q Chip Inductors
PM0805-2N8M-RC BOURNS-PM0805-2N8M-RC Datasheet
282Kb / 1P
High Q Chip Inductors
PM1008-10NM-RC BOURNS-PM1008-10NM-RC Datasheet
291Kb / 1P
High Q Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com