công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7C109DMB35 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LOGIC Devices Incorporated

tên linh kiện L7C109DMB35
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 8 Static RAM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Trang chủ  http://www.logicdevices.com
Logo LODEV - LOGIC Devices Incorporated

L7C109DMB35 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LOGIC Devices Incorporated

  L7C109DMB35 Datasheet HTML 1Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 2Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 3Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 4Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 5Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 6Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 7Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 8Page - LOGIC Devices Incorporated L7C109DMB35 Datasheet HTML 9Page - LOGIC Devices Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LOGIC Devices Incorporated
www.logicdevices.com
5
Feb 17, 2012 LDS-L7C108/9-G
1M Static RAMs
128K x 8 Static RAM
L7C108
L7C109
SWITCHING CHARACTERISTICS Over Operating Range
READ CYCLE Notes 5, 11, 12, 22, 23, 24 (ns)
L7C108/109
Symbol
Parameter
15/15-L 20/20-L 25/25-L 35/35-L 45/45-L
tPD
tCDR
DATA RETENTION MODE
VCC
tCDR
4.5 V
4.5 V
≥ 2 V
CE
VIH
tPD
VIH
DATA RETENTION Notes 9, 10
WRITE CYCLE Notes 5, 11, 12, 22, 23, 24 (ns)
L7C108/109
Symbol Parameter
Write Cycle Time
Chip Enable Low to End of Write Cycle
Address Valid to Beginning of Write Cycle
Address Setup to End of Write Cycle
Address Hold After End Of Write
Write Enable Pulse Width Low
Data Setup to End of Write Cycle
Data Hold to End of Write
15/15-L 20/20-L 25/25-L 35/35-L 45/45-L
tAVAV
tELWH
tAVWL
tAVWH
tWHAX
tWLWH
tDVWH
tWHDX
t
t
Min
0
Min
0
Min
0
Min
0
Min
0
Max
15
Max
20
Max
25
Max
35
Max
45
Min
15
12
0
15
0
12
7
0
5
Min
20
12
0
17
0
15
10
0
5
Min
25
20
0
20
0
20
12
0
5
Min
35
25
0
25
0
30
20
0
5
Min
45
35
0
35
0
40
20
0
5
Max
7
Max
8
Max
10
Max
25
Max
30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com