| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8L152R6 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L152R6 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 134 page ![]() DocID17943 Rev 6 71/134 STM8L15xx8, STM8L15xR6 Electrical parameters 121 VPVD0 PVD threshold 0 Falling edge 1.80 1.84 1.88 V Rising edge 1.88 1.94 1.99 VPVD1 PVD threshold 1 Falling edge 1.98 2.04 2.09 Rising edge 2.08 2.14 2.18 VPVD2 PVD threshold 2 Falling edge 2.2 2.24 2.28 Rising edge 2.28 2.34 2.38 VPVD3 PVD threshold 3 Falling edge 2.39 2.44 2.48 Rising edge 2.47 2.54 2.58 VPVD4 PVD threshold 4 Falling edge 2.57 2.64 2.69 Rising edge 2.68 2.74 2.79 VPVD5 PVD threshold 5 Falling edge 2.77 2.83 2.88 Rising edge 2.87 2.94 2.99 VPVD6 PVD threshold 6 Falling edge 2.97 3.05 3.09 Rising edge 3.08 3.15 3.20 Vhyst Hysteresis voltage BOR0 threshold 40 mV All BOR and PVD thresholds excepting BOR0 100 1. Data guaranteed by design, not tested in production. 2. Data based on characterization results, not tested in production. Table 19. Embedded reset and power control block characteristics (continued) Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit |