| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8L152M8 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L152M8 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 134 page ![]() Electrical parameters STM8L15xx8, STM8L15xR6 82/134 DocID17943 Rev 6 Figure 18. Typical IDD(LPW) vs. VDD (LSI clock source), all peripherals OFF 1. Typical current consumption measured with code executed from RAM. 0 0.005 0.01 0.015 0.02 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 25°C 85°C 105°C 125°C -40°C |