| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST8024LCTR bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST8024LCTR bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package mechanical data ST8024L 32/35 Doc ID 17709 Rev 5 Figure 15. TSSOP-20 tape and reel schematic Table 28. TSSOP-20 tape and reel mechanical data Symbol Dimensions mm. inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T22.4 0.882 AO 6.8 7 0.268 0.276 BO 6.9 7.1 0.272 0.280 KO 1.7 1.9 0.067 0.075 PO 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Note: Drawing is not to scale. |