công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM339N bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM339N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power quad voltage comparators
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM339N bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button LM339N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LM339N Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
Package information
LM139, LM239, LM339
12/16
Doc ID 2159 Rev 2
6.2
SO-14 package information
Figure 22.
SO-14 package mechanical drawing
Table 5.
SO-14 package mechanical data
Dimensions
Ref.
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.35
1.75
0.05
0.068
A1
0.10
0.25
0.004
0.009
A2
1.10
1.65
0.04
0.06
B
0.33
0.51
0.01
0.02
C
0.19
0.25
0.007
0.009
D
8.55
8.75
0.33
0.34
E
3.80
4.0
0.15
0.15
e1.27
0.05
H
5.80
6.20
0.22
0.24
h
0.25
0.50
0.009
0.02
L
0.40
1.27
0.015
0.05
k
8° (max.)
ddd
0.10
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16