| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM139APT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM139APT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 16 page ![]() LM139, LM239, LM339 Package information Doc ID 2159 Rev 2 11/16 6.1 DIP14 package information Figure 21. DIP14 package mechanical drawing Table 4. DIP14 package mechanical data Dimensions Ref. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.21 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.11 0.13 0.19 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.04 0.06 0.07 c 0.20 0.25 0.36 0.007 0.009 0.01 D 18.67 19.05 19.69 0.73 0.75 0.77 E 7.62 7.87 8.26 0.30 0.31 0.32 E1 6.10 6.35 7.11 0.24 0.25 0.28 e2.54 0.10 e1 15.24 0.60 eA 7.62 0.30 eB 10.92 0.43 L 2.92 3.30 3.81 0.11 0.13 0.15 |