công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD39100PUR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD39100PUR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 A, low quiescent current, low noise voltage regulator
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD39100PUR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button LD39100PUR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LD39100PUR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
LD39100XX, LD39100XX12, LD39100XX25
Package mechanical data
Doc ID 15676 Rev 3
19/23
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A0.800.90
1.00
0.031
0.035
0.039
A1
0
0.02
0.05
0
0.001
0.002
A3
0.20
0.008
b
0.23
0.300.38
0.009
0.012
0.015
D2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
D2
2.23
2.38
2.48
0.088
0.094
0.098
E2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
E2
1.50
1.65
1.75
0.059
0.065
0.069
e0.950.037
L0.30
0.40
0.50
0.012
0.016
0.020
DFN6 (3x3 mm) mechanical data
7946637A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23