công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F400AT-150SIB bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F400AT-150SIB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (524,288 x 8-Bit/262,144 x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F400AT-150SIB bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 18Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 19Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 20Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 21Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 22Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 24Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 25Page - Advanced Micro Devices AM29F400AT-150SIB Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 35 page
background image
22
Am29F400AT/Am29F400AB
PRELIMINARY
DC CHARACTERISTICS
TTL/NMOS Compatible
Notes:
1. The ICC current listed includes both the DC operating current and the frequency dependent component (at 6 MHz).
The frequency component typically is less than 2 mA/MHz, with OE at VIH.
2. ICC active while Embedded Program or Erase Algorithm is in progress.
3. Not 100% tested.
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Conditions
Min
Max
Unit
ILI
Input Load Current
VIN = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ILIT
A9, OE, RESET Input Load Current
VCC = VCC Max, A9, OE, RESET = 12.5 V
50
µA
ILO
Output Leakage Current
VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max
±1.0
µA
ICC1
VCC Active Read Current (Note 1)
CE = VIL, OE = VIH
Byte
40
mA
Word
50
ICC2
VCC Active Program/Erase Current
(Notes 2, 3)
CE = VIL, OE = VIH
60
mA
ICC3
VCC Standby Current
VCC = VCC Max, CE = VIH, OE = VIH
1.0
mA
VIL
Input Low Voltage
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Voltage
2.0
VCC + 0.5
V
VID
Voltage for Autoselect and
Temporary Sector Unprotect
VCC = 5.0 V
11.5
12.5
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 5.8 mA, VCC = VCC Min
0.45
V
VOH
Output High Voltage
IOH = -2.5 mA, VCC = VCC Min
2.4
V
VLKO
Low VCC Lock-Out Voltage
3.2
4.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com