| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM188ES-40KC/W bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM188ES-40KC/W bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Advanced Micro Devices |
|
64 / 102 page ![]() 64 Am186/188ES and Am186/188ESLV Microcontrollers PRELIMIN ARY Alphabetical Key to Switching Parameter Symbols (continued) Note: The following parameters are not defined or used as this time: 56, 60, 71–78. Parameter Symbol No. Description tRLRH 26 RD Pulse Width tSRYCL 47 SRDY Transition Setup Time tWHDEX 35 WR Inactive to DEN Inactive tWHDX 34 Data Hold after WR tWHLH 33 WR Inactive to ALE High tWLWH 32 WR Pulse Width |