| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L7915CV-DG bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7915CV-DG bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 24 page ![]() Package mechanical data L79xxC 20/24 Doc ID 2149 Rev 21 Note: The D²PAK package coming from the subcontractor WOOSEOK is fully compatible with the ST's package suggested footprint. Table 9. D²PAK mechanical data Dim. Type STD-ST Type WOOSEOK-subcon. mm. mm. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 4.30 4.70 A1 0.03 0.23 0 0.20 b 0.70 0.93 0.70 0.90 b2 1.14 1.70 1.17 1.37 c 0.45 0.60 0.45 0.50 0.60 c2 1.23 1.36 1.25 1.30 1.40 D 8.95 9.35 9 9.20 9.40 D1 7.50 7.50 E 10 10.40 9.80 10.20 E1 8.50 7.50 e2.54 2.54 e1 4.88 5.28 5.08 H 15 15.85 15 15.30 15.60 J1 2.49 2.69 2.20 2.60 L 2.29 2.79 1.79 2.79 L1 1.27 1.40 1 1.40 L2 1.30 1.75 1.20 1.60 R0.4 0.30 V2 0° 8° 0° 3° |