công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F100B-70FIB bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F100B-70FIB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Megabit (128 K x 8-bit/64 K x 16-bit) CMOS 5.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F100B-70FIB bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 15Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 16Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 17Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 18Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 19Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 20Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 21Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 22Page - Advanced Micro Devices AM29F100B-70FIB Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 36 page
background image
Am29F100
19
Table 6.
Write Operation Status
Notes:
1. DQ7 requires a valid address when reading status information. Refer to the appropriate subsection for further details.
2. DQ5 switches to ‘1’ when an Embedded Program or Embedded Erase operation has exceeded the maximum timing limits.
See “DQ5: Exceeded Timing Limits” for more information.
Operation
DQ7
(Note 1)
DQ6
DQ5
(Note 2)
DQ3
RY/BY#
Standard
Mode
Embedded Program Algorithm
DQ7#
Toggle
0
N/A
0
Embedded Erase Algorithm
0
Toggle
0
1
0
Erase
Suspend
Mode
Reading within Erase
Suspended Sector
1
No toggle
0
N/A
1
Reading within Non-Erase Suspended
Sector
Data
Data
Data
Data
1
Erase-Suspend-Program
DQ7#
Toggle
0
N/A
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com