công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205VG bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM
PDF  177 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205VG bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205VG Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F205VG Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 177 page
background image
STM32F20xxx
Electrical characteristics
Doc ID 15818 Rev 9
99/177
Figure 36.
I/O AC characteristics definition
11
Fmax(IO)out Maximum frequency
(3)
CL = 30 pF, VDD > 2.70 V
-
-
100(4)
MHz
CL = 30 pF, VDD > 1.8 V
-
-
50(4)
CL = 10 pF, VDD > 2.70 V
-
-
200(4)
CL = 10 pF, VDD > 1.8 V
-
-
TBD
tf(IO)out
Output high to low level fall
time
CL = 20 pF, 2.4 < VDD < 2.7 V
-
-
TBD
ns
CL = 10 pF, VDD > 2.7 V
-
-
TBD
tr(IO)out
Output low to high level rise
time
CL = 20 pF, 2.4 < VDD < 2.7 V
-
-
TBD
CL = 10 pF, VDD > 2.7 V
-
-
TBD
-tEXTIpw
Pulse width of external signals
detected by the EXTI
controller
10
-
-
ns
1.
The I/O speed is configured using the OSPEEDRy[1:0] bits. Refer to the STM32F20/21xxx reference manual for a
description of the GPIOx_SPEEDR GPIO port output speed register.
2.
TBD stands for “to be defined”.
3.
The maximum frequency is defined in Figure 36.
4.
For maximum frequencies above 50 MHz, the compensation cell should be used.
Table 46.
I/O AC characteristics(1)(2) (continued)
OSPEEDRy
[1:0] bit
value(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
ai14131
10%
90%
50%
tr(IO)out
OUTPUT
EXT ERNAL
ON 50pF
Maximum fr equency is achieved if (tr + tf) 2/3)T and if the duty cycle is (45-55%)
10%
50%
90%
when loaded by 50pF
T
tr(IO)out



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com