công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD00253742 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện CD00253742
Giải thích chi tiết về linh kiện  XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

CD00253742 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button CD00253742 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics CD00253742 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 120 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103xF, STM32F103xG
68/120
Doc ID 16554 Rev 3
Table 36.
Synchronous multiplexed NOR/PSRAM read timings(1)
1.
CL = 15 pF.
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
tw(CLK)
FSMC_CLK period
27.6
-
ns
td(CLKL-NExL)
FSMC_CLK low to FSMC_NEx low (x = 0...2)
-
0.5
ns
td(CLKL-NExH)
FSMC_CLK low to FSMC_NEx high (x = 0...2)
1
-
ns
td(CLKL-NADVL)
FSMC_CLK low to FSMC_NADV low
-
1
ns
td(CLKL-NADVH)
FSMC_CLK low to FSMC_NADV high
0.5
-
ns
td(CLKL-AV)
FSMC_CLK low to FSMC_Ax valid (x = 0...25)
-
0
ns
td(CLKL-AIV)
FSMC_CLK low to FSMC_Ax invalid (x = 16...25)
1.5
-
ns
td(CLKL-NOEL)
FSMC_CLK low to FSMC_NOE low
-
14
ns
td(CLKL-NOEH)
FSMC_CLK low to FSMC_NOE high
1
-
ns
td(CLKL-ADV)
FSMC_CLK low to FSMC_AD[15:0] valid
-
11
ns
td(CLKL-ADIV)
FSMC_CLK low to FSMC_AD[15:0] invalid
0.5
-
ns
tsu(ADV-CLKH)
FSMC_A/D[15:0] valid data before FSMC_CLK
high
2-
ns
th(CLKH-ADV)
FSMC_A/D[15:0] valid data after FSMC_CLK high
0
-
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com