| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F101ZD bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F101ZD bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 112 page ![]() STM32F101xC, STM32F101xD, STM32F101xE Pinouts and pin descriptions Doc ID 14610 Rev 8 27/112 43 23 32 PA7 I/O PA7 SPI1_MOSI / ADC_IN7/ TIM3_CH2(7) 44 24 33 PC4 I/O PC4 ADC_IN14 45 25 34 PC5 I/O PC5 ADC_IN15 46 26 35 PB0 I/O PB0 ADC_IN8 / TIM3_CH3(7) 47 27 36 PB1 I/O PB1 ADC_IN9/TIM3_CH4(7) 48 28 37 PB2 I/O FT PB2/BOOT1 49 - - PF11 I/O FT PF11 FSMC_NIOS16 50 - - PF12 I/O FT PF12 FSMC_A6 51 - - VSS_6 SVSS_6 52 - - VDD_6 SVDD_6 53 - - PF13 I/O FT PF13 FSMC_A7 54 - - PF14 I/O FT PF14 FSMC_A8 55 - - PF15 I/O FT PF15 FSMC_A9 56 - - PG0 I/O FT PG0 FSMC_A10 57 - - PG1 I/O FT PG1 FSMC_A11 58 - 38 PE7 I/O FT PE7 FSMC_D4 59 - 39 PE8 I/O FT PE8 FSMC_D5 60 - 40 PE9 I/O FT PE9 FSMC_D6 61 - - VSS_7 SVSS_7 62 - - VDD_7 SVDD_7 63 - 41 PE10 I/O FT PE10 FSMC_D7 64 - 42 PE11 I/O FT PE11 FSMC_D8 65 - 43 PE12 I/O FT PE12 FSMC_D9 66 - 44 PE13 I/O FT PE13 FSMC_D10 67 - 45 PE14 I/O FT PE14 FSMC_D11 68 - 46 PE15 I/O FT PE15 FSMC_D12 69 29 47 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL/ USART3_TX(7) TIM2_CH3 70 30 48 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA/ USART3_RX(7) TIM2_CH4 71 31 49 VSS_1 SVSS_1 72 32 50 VDD_1 SVDD_1 73 33 51 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS(7)/ I2C2_SMBA USART3_CK(7) Table 5. High-density STM32F101xx pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |