công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL400BT-80SCB bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL400BT-80SCB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL400BT-80SCB bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 35Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 37Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 38Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices AM29DL400BT-80SCB Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 42 page
background image
Am29DL400B
37
P R E L I M I NARY
AC CHARACTERISTICS
Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the “Erase and Programming Performance” section for more information.
Parameter
-70
-80
-90
-120
JEDEC
Std.
Description
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
70
80
90
120
ns
tAVWL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tELAX
tAH
Address Hold Time
Min
45
45
45
50
ns
tDVEH
tDS
Data Setup Time
Min
35
35
45
50
ns
tEHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tGHEL
tGHEL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tWLEL
tWS
WE# Setup Time
Min
0
ns
tEHWH
tWH
WE# Hold Time
Min
0
ns
tELEH
tCP
CE# Pulse Width
Min
35
35
35
50
ns
tEHEL
tCPH
CE# Pulse Width High
Min
30
ns
tWHWH1
tWHWH1 Programming Operation (Note 2)
Byte
Typ
9
µs
Word
Typ
11
tWHWH2
tWHWH2 Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
0.7
sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com