công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ERJS0201002C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ERJS0201002C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ERJS0201002C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  ERJS0201002C Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ERJS0201002C Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ERJS0201002C Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistors
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
–40 –20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0
180
–60
70 °C
Ambient Temperature (°C)
20
40
60
80
100
–55 °C
125 °C
ERJU01
155 °C
Power Derating Curve
For resistors operated in ambient temperatures above
70 °C, power rating shall be derated in accordance
with the figure below.
<For Jumper>
Type
(inch size)
Rated Current
(A)
Maximum Overload Current
(A)
ERJU01
(0201)
0.5
1
ERJS02
ERJU02
(0402)
12
ERJS03
ERJU03
(0603)
ERJS06
ERJU06
ERJS6S/Q
(0805)
24
ERJS08
ERJU08
(1206)
ERJS14
ERJU14
(1210)
ERJS12
ERJU12
(1812)
ERJS1D
ERJU1D
(2012)
ERJS1T
ERJU1T
(2512)
Aug. 2012
04
26



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com