công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWH1032N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LUXPIA

tên linh kiện LWH1032N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for Approval
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUXPIA [LUXPIA]
Trang chủ  http://www.luxpialed.com
Logo LUXPIA - LUXPIA

LWH1032N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LUXPIA

  LWH1032N Datasheet HTML 1Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 2Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 3Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 4Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 5Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 6Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 7Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 8Page - LUXPIA LWH1032N Datasheet HTML 9Page - LUXPIA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
3/20
(Ver 1.0)
3. Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
item
symbol
value
unit
forward current
IF
60
mA
pulse forward current 1)
IFP
200
mA
reverse current
VR
5
V
power dissipation
PD
210
mW
operating temperature
Topr
-30 to +85
℃
storage temperature
Tstg
-40 to +100
℃
1) IFP conditions : pulse width ≤ 10msec & duty ratio ≤ 1/10
4. Electro-Optical Characteristics
(Ta=25℃)
item
rank
symbol
condition
min
typ
max
unit
V29
2.9
-
3.0
V30
3.0
-
3.1
V31
3.1
-
3.2
V32
3.2
-
3.3
forward
voltage 2)
V33
VF
IF= 40mA
3.3
-
3.4
V
S
2700
-
3500
T
3500
-
4500
luminous
intensity 3)
U
IV
IF= 40mA
4500
-
5800
mcd
Reverse
current
-
IR
VR= 5V
-
-
100
㎂
2) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 10 ms and an accuracy within ±0.1V.
3) The allowance of luminous intensity measurement is within ±11%.
* To avoid optical difference, please do not mix differently ranked product.
* All measurements were made under the standardized environment of LUXPIA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com