công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB954 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CAB954
Giải thích chi tiết về linh kiện  Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 300mm(11.81) 1.37 to IPEX MHFI(U.FL comp)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CAB954 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CAB954 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB954 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB954 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB954 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB954 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB954 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SPE-13-8-081/A/WY |
page 3 of 6
2.2 Structure and Dimensions
Conductor
• Material - Silver
Coated Copper
• 30AWG(7/0.102mm)
• Diameter - 0.31mm
Insulation
• Material - FEP
• Avg. Thickness -
0.30mm
• Diameter - 0.92 ±
0.03mm
• Colour - Clear
Braid Shield
• Material - Tinned -
Coated Copper
• Structure -
16/6/0.050mm ± 0.003
• Coverage - 95%
• Diameter - 1.15 ± 0.05mm
Jacket
• Material - FEP
• Avg. Thickness - 0.13mm
• Diameter - 1.37 ± 0.05mm
• Color - Grey GY-08/Black
2. 1.37 Cable Specification
Jacket
Braid Shield
Conductor
Insulation
2.1 Drawing - Cross Section
Conductor
Insulation
Braid Shield
Jacket



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com