| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM29F040-120FC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29F040-120FC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
3 / 33 page ![]() Am29F040 3 PRODUCT SELECTOR GUIDE BLOCK DIAGRAM Family Part No: Am29F040 Ordering Part No: VCC = 5.0 V ± 5% -55 VCC = 5.0 V ± 10% -70 -90 -120 -150 Max Access Time (ns) 55 70 90 120 150 CE (E) Access (ns) 55 70 90 120 150 OE (G) Access (ns) 25 30 35 50 55 Erase Voltage Generator Y-Gating Cell Matrix X-Decoder Y-Decoder Chip Enable Output Enable Logic PGM Voltage Generator Timer VCC Detector State Control Command Register WE CE OE A0–A18 STB STB DQ0–DQ7 VCC VSS 17113E-2 Data Latch Input/Output Buffers |