công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9203ARURL7 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9203ARURL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit, 40 MSPS, 3 V, 74 mW A/D Converter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9203ARURL7 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Analog Devices

Back Button AD9203ARURL7 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices AD9203ARURL7 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 28 page
background image
AD9203
Rev. B | Page 20 of 28
EVALUATION BOARD
The AD9203 evaluation board is shipped wired for 2 V
differential operation. The board should be connected to power
and test equipment as shown in Figure 38. It is easily configured
for single-ended and differential operation as well as 1 V and
2 V spans. Refer to Figure 39.
DSP
EQUIPMENT
ANTI-
ALIASING
FILTER
DRVDD
GND
+3-5D
AVDD
GND
AVEE
J1
ANALOG
INPUT
J5
EXTERNAL
CLOCK
AD9203
EVALUATION BOARD
OUTPUT
WORD
+–
3V
–+
3V
3V
+–
3V
+–
SYNTHESIZER
1MHz 1.9V p-p
HP8644
SYNTHESIZER
40MHz 1V p-p
HP8644
Figure 38. Evaluation Board Connection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com