công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SG2003 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện SG2003
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE MEDIUM CURRENT DRIVER ARRAYS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

SG2003 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microsemi Corporation

  SG2003 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation SG2003 Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Rev 1.3b
Copyright
© 1997
11861 Western Avenue
∞
∞
∞
∞
∞ Garden Grove, CA 92841
5
(714) 898-8121
∞
∞
∞
∞
∞ FAX: (714) 893-2570
Parameter
Units
Min. Typ. Max.
Limits
Test Conditions
Applicable
Devices
Temp.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
SG2021 thru SG2024
V
CE = 95V
V
CE = 95V, VIN = 1V
I
C = 350mA, IB = 850µA
I
C = 200mA, IB = 550µA
I
C = 100mA, IB = 350µA
I
C = 350mA, IB = 500µA
I
C = 200mA, IB = 350µA
I
C = 100mA, IB = 250µA
I
C = 350mA, IB = 500µA
I
C = 200mA, IB = 350µA
I
C = 100mA, IB = 250µA
V
IN = 3.85V
V
IN = 5V
V
IN = 12V
I
C = 500µA
V
CE = 2V, IC = 300mA
V
CE = 2V, IC = 200mA
V
CE = 2V, IC = 250mA
V
CE = 2V, IC = 300mA
V
CE = 2V, IC = 200mA
V
CE = 2V, IC = 250mA
V
CE = 2V, IC = 300mA
V
CE = 2V, IC = 125mA
V
CE = 2V, IC = 200mA
V
CE = 2V, IC = 275mA
V
CE = 2V, IC = 350mA
V
CE = 2V, IC = 125mA
V
CE = 2V, IC = 200mA
V
CE = 2V, IC = 275mA
V
CE = 2V, IC = 350mA
V
CE = 2V, IC = 350mA
V
CE = 2V, IC = 350mA
0.5 E
IN to 0.5 EOUT
0.5 E
IN to 0.5 EOUT
V
R = 95V
I
F = 350mA
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = 25°C
T
A = 25°C
T
A = 25°C
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMIN
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMAX
T
A = TMIN
T
A = 25°C
T
A = 25°C
T
A = 25°C
T
A = 25°C
All
SG2024
All
SG2023
SG2024
All
SG2023
SG2024
SG2021
All
All
All
All
All
Output Leakage Current (I
CEX)
Collector - Emitter (V
CE(SAT))
Input Current (I
IN(ON))
(I
IN(OFF))
Input Voltage (V
IN(ON))
D-C Forward Current
Transfer Ratio (h
FE)
Input Capacitance (C
IN)
(Note 3)
Turn-On Delay (TPLH)
Turn-Off Delay (TPHL)
Clamp Diode Leakage Current (I
R)
Clamp Diode Forward Voltage (V
F)
650
240
650
25
500
1000
1.6
1.3
1.1
1.25
1.1
0.9
1.6
1.3
1.1
930
350
1000
50
15
250
250
1.7
100
500
1.8
1.5
1.3
1.6
1.3
1.1
1.8
1.5
1.3
1350
500
1450
13
3.3
3.6
3.9
2.4
2.7
3.0
6.0
8.0
10
12
5.0
6.0
7.0
8.0
25
1000
1000
50
2.0
µA
µA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
µA
µA
µA
µA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
pF
ns
ns
µA
V
Note 3. These parameters, although guaranteed, are not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com